| データシートサーチシステム |
|
R32C データシート(PDF) 18 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R32C データシート(HTML) 18 Page - Renesas Technology Corp |
|
18 / 130 page ![]() REJ03B0299-0100 Rev.1.00 Page 18 of 127 Jul 16, 2010 R32C/118A Group 1. Overview Table 1.13 Pin Characteristics for the 144-pin Package (3/4) Pin No. Control Pin Port Interrupt Pin Timer Pin UART/CAN Module Pin Intelligent I/O Pin Analog Pin Bus Control Pin 75 P4_2 RXD3/SCL3/STXD3 ISRXD2/IEIN A18 76 P11_5 77 P4_1 CLK3 A17 78 P4_0 CTS3/RTS3/SS3 A16 79 P3_7 TA4IN/ U A15(/D15) 80 P3_6 TA4OUT/U A14(/D14) 81 P3_5 TA2IN/ W A13(/D13) 82 P3_4 TA2OUT/W A12(/D12) 83 P3_3 TA1IN/ V A11(/D11) 84 P3_2 TA1OUT/V A10(/D10) 85 P3_1 TA3OUT UD0B/UD1B A9(/D9) 86 P12_4 D20 87 P12_3 CTS6/RTS6/SS6 D19 88 P12_2 RXD6/SCL6/STXD6 D18 89 P12_1 CLK6 D17 90 P12_0 TXD6/SDA6/SRXD6 D16 91 VCC 92 P3_0 TA0OUT UD0A/UD1A A8(/D8) 93 VSS 94 P2_7 TXD10 AN2_7 A7(/D7) 95 P2_6 RXD10 AN2_6 A6(/D6) 96 P2_5 CLK10 AN2_5 A5(/D5) 97 P2_4 CTS10/RTS10 AN2_4 A4(/D4) 98 P2_3 TXD9 AN2_3 A3(/D3) 99 P2_2 RXD9 AN2_2 A2(/D2) 100 P2_1 CLK9 AN2_1 A1(/D1)/ BC2(/D1) 101 P2_0 CTS9/RTS9 AN2_0 A0(/D0)/ BC0(/D0) 102 P1_7 INT5 IIO0_7/IIO1_7 D15 103 P1_6 INT4 IIO0_6/IIO1_6 D14 104 P1_5 INT3 IIO0_5/IIO1_5 D13 105 P1_4 IIO0_4/IIO1_4 D12 106 P1_3 IIO0_3/IIO1_3 D11 107 P1_2 IIO0_2/IIO1_2 D10 108 P1_1 IIO0_1/IIO1_1 D9 109 P1_0 IIO0_0/IIO1_0 D8 110 P0_7 AN0_7 D7 111 P0_6 AN0_6 D6 |