| データシートサーチシステム |
|
16F1829 データシート(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
16F1829 データシート(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 420 page ![]() 2010 Microchip Technology Inc. Preliminary DS41440A-page 7 PIC16F/LF1825/1829 TABLE 1: 14-PIN AND 16-PIN ALLOCATION TABLE (PIC16F/LF1825) RA0 13 12 AN0 VREF- DACOUT CPS0 C1IN+ — — — TX(1) CK(1) — IOC — Y ICSPDAT ICDDAT RA1 12 11 AN1 VREF+ CPS1 C12IN0- SRI — — RX(1) DT(1) — IOC — Y ICSPCLK ICDCLK RA2 11 10 AN2 — CPS2 C1OUT SRQ T0CKI CCP3 FLT0 — — INT/ IOC — Y — RA3 4 3 — — — — — T1G(1) —— SS1(1) IOC — Y MCLR VPP RA4 3 2 AN3 — CPS3 — — T1G(1) T1OSO P2B(1) — SDO(1) IOC — Y OSC2 CLKOUT CLKR RA5 2 1 — — — — — T1CKI T1OSI CCP2 P2A(1) —— IOC — Y OSC1 CLKIN RC0 10 9 AN4 — CPS4 C2IN+ — — P1D(1) — SCL SCK — — Y — RC1 9 8 AN5 — CPS5 C12IN1- — — CCP4 P1C(1) —SDA SDI —— Y — RC2 8 7 AN6 — CPS6 C12IN2- — — P1D(1) P2B(1) — SDO(1) — MDCIN1 Y — RC3 7 6 AN7 — CPS7 C12IN3- — — CCP2(1) P1C(1) P2A(1) —SS1(1) —MDMIN Y — RC4 6 5 — — — C2OUT SRNQ — P1B TX(1) CK(1) — — MDOUT Y — RC5 5 4 — — — — — — CCP1 P1A RX(1) DT(1) — — MDCIN2 Y — VDD 1 16 — — — — — — — — — — — — VDD VSS 14 13 — — — — — — — ——— — — VSS Note 1: Pin function is selectable via the APFCON0 or APFCON1 register. |