| データシートサーチシステム |
|
HTA20015S/EM データシート(PDF) 11 Page - International Rectifier |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HTA20015S/EM データシート(HTML) 11 Page - International Rectifier |
|
11 / 14 page ![]() www.irf.com 11 HTA-SERIES Efficiency Curve for HTA20003R3S Efficiency Curve for HTA20005S Fig IX. 25°C Efficiency vs. Output Loading 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 01 2 3 45 Output Load (A) 150 Vin 200 Vin 250 Vin Fig VIII. Efficiency vs. Temperature 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Temperature C 150 Vin 200 Vin 250 Vin |