| データシートサーチシステム |
|
MP-BK7 データシート(PDF) 2 Page - SHIELD s.r.l. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MP-BK7 データシート(HTML) 2 Page - SHIELD s.r.l. |
|
2 / 2 page ![]() CABLES - CAVI www.shield.net Formation Formazione n x mm2 (a) Descriptive code Codice descrittivo Short code Codice breve Refer. or style Rifer. o style (c) Sheath colour Colore guaina RAL Wires colour Colore cond. (b) Copper class Classe rame IEC 60228 Static application Applicazione statica °C Dynamic application Applicazione dinamica °C Note Nota [5x1,00]s MP-BK76-05XA5 LiYCY gy 7035 A 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [6x1,00]s MP-BK76-06XC5 LiYCY gy 7035 C 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [(6+1)x1,00]s MP-BK76-07GN5 LiYCY gy 7035 N 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [7x1,00]s MP-BK76-07XC5 LiYCY gy 7035 C 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [8x1,00]s MP-BK76-08XC5 LiYCY gy 7035 C 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [(9+1)x1,00]s MP-BK76-10GN5 LiYCY gy 7035 N 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [10x1,00]s MP-BK76-10XC5 LiYCY gy 7035 C 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [(11+1)x1,00]s MP-BK76-12GN5 LiYCY gy 7035 N 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [12x1,00]s MP-BK76-12XC5 LiYCY gy 7035 C 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [14x1,00]s MP-BK76-14XC5 LiYCY gy 7035 C 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [(15+1)x1,00]s MP-BK76-16GN5 LiYCY gy 7035 N 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [16x1,00]s MP-BK76-16XC5 LiYCY gy 7035 C 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [(17+1)x1,00]s MP-BK76-18GN5 LiYCY gy 7035 N 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [18x1,00]s MP-BK76-18XC5 LiYCY gy 7035 C 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [20x1,00]s MP-BK76-20XC5 LiYCY gy 7035 C 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [2x1,50]s MP-BK77-02XA5 LiYCY gy 7035 A 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [(2+1)x1,50]s MP-BK77-03GA5 LiYCY gy 7035 A 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [3x1,50]s MP-BK77-03XA5 LiYCY gy 7035 A 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [(3+1)x1,50]s MP-BK77-04GA5 LiYCY gy 7035 A 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [4x1,50]s MP-BK77-04XA5 LiYCY gy 7035 A 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [(4+1)x1,50]s MP-BK77-05GA5 LiYCY gy 7035 A 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [5x1,50]s MP-BK77-05XA5 LiYCY gy 7035 A 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [6x1,50]s MP-BK77-06XC5 LiYCY gy 7035 C 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [(6+1)x1,50]s MP-BK77-07GN5 LiYCY gy 7035 N 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [7x1,50]s MP-BK77-07XC5 LiYCY gy 7035 C 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [8x1,50]s MP-BK77-08XC5 LiYCY gy 7035 C 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [(9+1)x1,50]s MP-BK77-10GN5 LiYCY gy 7035 N 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II [10x1,50]s MP-BK77-10XC5 LiYCY gy 7035 C 5 -25...+ 80 CEI 20-22 II 33 MP-B 2 20080908_1.pdf 65 08/09/2008 17.55.54 |