| データシートサーチシステム |
|
VND5N07-1 データシート(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VND5N07-1 データシート(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 24 page ![]() VND5N07 Package and packing information 21/24 4.4 ISOWATT220 mechanical data Figure 32. ISOWATT220 mechanical data and package outline Table 12. ISOWATT220 mechanical data Symbol mm Min. Typ. Max. A4.4 4.6 B2.5 2.7 D 2.5 2.75 E0.4 0.7 F0.75 1 F1 1.15 1.7 F2 1.15 1.7 G 4.95 5.2 G1 2.4 2.7 H10 10.4 L2 16 L3 28.6 30.6 L4 9.8 10.6 L6 15.9 16.4 L7 9 9.3 33.2 |