| データシートサーチシステム |
|
335 データシート(PDF) 45 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
335 データシート(HTML) 45 Page - Intel Corporation |
|
45 / 82 page ![]() Pin Listing and Signal Descriptions Datasheet 45 VCC AF2 Power/Other VCC AF21 Power/Other VCC AF5 Power/Other VCC AF7 Power/Other VCC AF9 Power/Other VCC B11 Power/Other VCC B13 Power/Other VCC B15 Power/Other VCC B17 Power/Other VCC B19 Power/Other VCC B7 Power/Other VCC B9 Power/Other VCC C10 Power/Other VCC C12 Power/Other VCC C14 Power/Other VCC C16 Power/Other VCC C18 Power/Other VCC C20 Power/Other VCC C8 Power/Other VCC D11 Power/Other VCC D13 Power/Other VCC D15 Power/Other VCC D17 Power/Other VCC D19 Power/Other VCC D7 Power/Other VCC D9 Power/Other VCC E10 Power/Other VCC E12 Power/Other VCC E14 Power/Other VCC E16 Power/Other VCC E18 Power/Other VCC E20 Power/Other VCC E8 Power/Other VCC F11 Power/Other VCC F13 Power/Other VCC F15 Power/Other VCC F17 Power/Other VCC F19 Power/Other VCC F9 Power/Other VCCA AE23 Power/Other VCCIOPLL AD20 Power/Other Table 4-1. Alphabetical Pin Assignment Pin Name Pin # Signal Buffer Type Direction VCC_SENSE A5 Power/Other Output VCCVID AF4 Power/Other Input VCCVIDLB AF3 Power/Other Input VID0 AE5 Power/Other Output VID1 AE4 Power/Other Output VID2 AE3 Power/Other Output VID3 AE2 Power/Other Output VID4 AE1 Power/Other Output VID5 AD3 Power/Other Output VIDPWRGD AD2 Power/Other Input VSS A11 Power/Other VSS A13 Power/Other VSS A15 Power/Other VSS A17 Power/Other VSS A19 Power/Other VSS A21 Power/Other VSS A24 Power/Other VSS A26 Power/Other VSS A3 Power/Other VSS A9 Power/Other VSS AA1 Power/Other VSS AA11 Power/Other VSS AA13 Power/Other VSS AA15 Power/Other VSS AA17 Power/Other VSS AA19 Power/Other VSS AA23 Power/Other VSS AA26 Power/Other VSS AA4 Power/Other VSS AA7 Power/Other VSS AA9 Power/Other VSS AB10 Power/Other VSS AB12 Power/Other VSS AB14 Power/Other VSS AB16 Power/Other VSS AB18 Power/Other VSS AB20 Power/Other VSS AB21 Power/Other VSS AB24 Power/Other VSS AB3 Power/Other VSS AB6 Power/Other Table 4-1. Alphabetical Pin Assignment Pin Name Pin # Signal Buffer Type Direction |