データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STM805MDS6F データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

部品番号 STM805MDS6F
部品情報  5 V supervisor with battery switchover
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM805MDS6F データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STM805MDS6F Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM805MDS6F Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM805MDS6F Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM805MDS6F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM805MDS6F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM805MDS6F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM805MDS6F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM805MDS6F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM805MDS6F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 43 page
background image
STM690A/692A/703/704/802/805/817/818/819
List of figures
Doc ID 10522 Rev 10
5/43
List of figures
Figure 1.
Logic diagram (STM690A/692/802/805/817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 2.
Logic diagram (STM703/704/819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 3.
Logic diagram (STM818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 4.
STM690A/692A/802/805/817 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 5.
STM703/704/819 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 6.
STM818 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 7.
Block diagram (STM690A/692A/802/805/817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 8.
Block diagram (STM703/704/819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 9.
Block diagram (STM818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 10.
Hardware hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 11.
Chip-enable gating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 12.
Chip-enable waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 13.
Power-fail comparator waveform (STM817/818/819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 14.
Power-fail comparator waveform (STM690A/692A/703/704/802/805) . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 15.
Using a SuperCap™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 16.
Freshness seal enable waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 17.
VCC to VOUT on-resistance vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 18.
VBAT to VOUT on-resistance vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 19.
Supply current vs. temperature (no load) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 20.
Battery current vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 21.
VPFI threshold vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 22.
Reset comparator propagation delay vs. temperature (other than STM817/818/819) . . . . 22
Figure 23.
Reset comparator propagation delay vs. temperature (VBAT = 3.0 V; STM817/818/819) . 23
Figure 24.
Power-up tREC vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 25.
Normalized reset threshold vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 26.
Watchdog time-out period vs. temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 27.
E to ECON on-resistance vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 28.
PFI to PFO propagation delay vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 29.
Output voltage vs. load current (VCC = 5 V; VBAT = 2.8 V; TA = 25 °C) . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 30.
Output voltage vs. load current (VCC = 0 V; VBAT = 2.8 V; TA = 25 °C) . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 31.
RST output voltage vs. supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 32.
RST output voltage vs. supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 33.
RST response time (assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 34.
RST response time (assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 35.
Power-fail comparator response time (assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 36.
Power-fail comparator response time (de-assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Figure 37.
Maximum transient duration vs. reset threshold overdrive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 38.
E to ECON propagation delay vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 39.
E to ECON propagation delay test circuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 40.
AC testing input/output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 41.
MR timing waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 42.
Watchdog timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 43.
SO8 - 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, package mechanical drawing . . . 38
Figure 44.
TSSOP8 - 8-lead, thin shrink small outline, 3 x 3 mm body size, outline . . . . . . . . . . . . . . 39



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43