| データシートサーチシステム |
|
PD54003S-E データシート(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD54003S-E データシート(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 27 page ![]() PD54003-E, PD54003S-E Common source s-parameter Doc ID 12235 Rev 2 19/27 Table 14. S-parameter for PD54003S-E (VDS = 7.5 V, IDS = 1 A) Freq (MHz) IS11I S11.F IS21I S21.F IS12I S12.F IS22I S22.F 50 0.879 -164 14.04 88 0.021 0 0.828 -168 100 0.879 -172 6.82 82 0.020 -5 0.826 -174 150 0.885 -174 4.50 78 0.020 -9 0.832 -175 200 0.887 -175 3.34 73 0.020 -11 0.831 -176 250 0.890 -176 2.65 68 0.019 -16 0.844 -177 300 0.894 -177 2.18 64 0.019 -18 0.847 -176 350 0.898 -177 1.82 60 0.018 -21 0.857 -177 400 0.907 -178 1.57 55 0.017 -21 0.864 -177 450 0.910 -178 1.35 51 0.016 -25 0.866 -177 500 0.914 -179 1.18 47 0.015 -29 0.877 -178 550 0.922 -179 1.04 44 0.014 -30 0.887 -178 600 0.926 -180 0.93 41 0.014 -30 0.888 -179 650 0.930 180 0.84 38 0.130 -33 0.897 -179 700 0.934 179 0.75 35 0.012 -33 0.905 -180 750 0.938 179 0.68 32 0.011 -34 0.907 180 800 0.940 178 0.62 30 0.010 -33 0.914 179 850 0.946 178 0.57 27 0.010 -30 0.913 179 900 0.944 177 0.52 24 0.009 -27 0.921 178 950 0.946 177 0.48 22 0.008 -28 0.928 177 1000 0.95 176 0.45 19 0.008 -31 0.930 177 1050 0.949 176 0.42 17 0.006 -26 0.933 177 1100 0.953 176 0.39 15 0.006 -19 0.933 176 1150 0.954 175 0.36 13 0.005 -16 0.937 176 1200 0.956 175 0.34 11 0.005 -15 0.938 175 1250 0.957 174 0.32 9 0.004 3 0.934 175 1300 0.955 174 0.30 7 0.003 2 0.934 174 1350 0.955 173 0.28 6 0.005 25 0.937 174 1400 0.955 173 0.26 5 0.005 33 0.935 173 1450 0.957 172 0.25 4 0.005 31 0.943 172 1500 0.954 172 0.23 3 0.004 42 0.943 172 |