| データシートサーチシステム |
|
ST10F272Z2Q3 データシート(PDF) 175 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F272Z2Q3 データシート(HTML) 175 Page - STMicroelectronics |
|
175 / 189 page ![]() ST10F272Z2 Electrical characteristics 175/189 Figure 58. External memory cycle: Demultiplexed bus, with/without r/w delay, extended ALE t5 Read cycle Write cycle CLKOUT ALE CSx RD WR WRL WRH Data bus (P0) (D15-D8) D7-D0 Data bus (P0) (D15-D8) D7-D0 A23-A16 A15-A0 (P1) BHE t26 t16 t17 t39 t41 t28 t38 t6 t6 t17 t28 Address t18 Data in t20 t14 t80 t81 t15 t21 t13 t12 Data out t80 t81 t22 t24 t12 t13 |