| データシートサーチシステム |
|
ST10F272Z2T3 データシート(PDF) 174 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F272Z2T3 データシート(HTML) 174 Page - STMicroelectronics |
|
174 / 189 page ![]() Electrical characteristics ST10F272Z2 174/189 Figure 57. External memory cycle: Demultiplexed bus, with/without r/w delay, normal ALE Write cycle CLKOUT ALE A23-A16 A15-A0 (P1) BHE WR WRL WRH Data in Data out t38 t5 t9 t39 t41 t18 t14 t22 t12 Address t17 t13 t15 t12 t13 t21 t20 t81 t80 t26 t24 t17 t6 t41u t6 t80 t81 t28 (or t28h) CSx Read cycle Data bus (P0) RD (D15-D8) D7-D0 Data bus (P0) (D15-D8) D7-D0 |