| データシートサーチシステム |
|
ST10F272Z2T3 データシート(PDF) 176 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F272Z2T3 データシート(HTML) 176 Page - STMicroelectronics |
|
176 / 189 page ![]() Electrical characteristics ST10F272Z2 176/189 Figure 59. External memory cycle: Demultipl. bus, with/without r/w delay, normal ALE, r/w CS Read cycle Write cycle CLKOUT ALE Data in Data out t5 t16 t5 t46 t50 t48 Address t17 t49 t47 t48 t49 t68 t53 t83 t82 t26 t57 t55 t6 t82 t83 RdCSx WrCSx Data bus (P0) (D15-D8) D7-D0 Data bus (P0) (D15-D8) D7-D0 A23-A16 A15-A0 (P1) BHE |