| データシートサーチシステム |
|
M95256-CS3G/A データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M95256-CS3G/A データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 48 page ![]() List of tables M95256-DR, M95256, M95256-W, M95256-R 4/48 Doc ID 12276 Rev 11 List of tables Table 1. Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Table 2. Write-protected block size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 3. Instruction set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 4. M95256-R instruction set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 5. Status Register format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 6. Protection modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 7. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 8. Operating conditions (M95256) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 9. Operating conditions (M95256-W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 10. Operating conditions (M95256-R and M95256-DR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 11. AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 12. Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 13. DC characteristics (M95256, device grade 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 14. DC characteristics (M95256-W, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 15. DC characteristics (M95256-W, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 16. DC characteristics (M95256-R, M95256-DR, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 17. AC characteristics (M95256, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 18. AC characteristics, new M95256-W, device grade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 19. AC characteristics (M95256-W, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 20. AC characteristics (M95256-DR, M95256-R device grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 21. SO8N – 8 lead plastic small outline, 150 mils body width, package data . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 22. SO8 wide – 8 lead plastic small outline, 200 mils body width, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Table 23. TSSOP8 – 8 lead thin shrink small outline, package mechanical data. . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 24. M95256-DR WLCSP, 0.5 mm pitch, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 25. Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 26. Available M95256x products (package, voltage range, temperature grade) . . . . . . . . . . . 44 Table 27. Available M95256-DR products (package, voltage range, temperature grade) . . . . . . . . . 44 Table 28. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 |