| データシートサーチシステム |
|
MPC8379E データシート(PDF) 89 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8379E データシート(HTML) 89 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
89 / 116 page ![]() MPC8379E PowerQUICC II Pro Processor Hardware Specifications, Rev. 4 Freescale Semiconductor 89 Package and Pin Listings TSEC2_RXD3/GPIO1[13] AH25 I/O LVDD2 17 TSEC2_TX_CLK/GPIO2[24]/ TSEC1_TMR_GCLK AG28 I/O LVDD2 17 TSEC2_TX_EN/GPIO1[12]/ TSEC1_TMR_ALARM2 AJ26 I/O LVDD2 17 TSEC2_TX_ER/GPIO1[24]/ TSEC1_TMR_ALARM1 AG26 I/O LVDD2 17 TSEC2_TXD0/GPIO1[20] AH28 I/O LVDD2 17 TSEC2_TXD1/GPIO1[19]/ TSEC1_TMR_PP1 AF27 I/O LVDD2 17 TSEC2_TXD2/GPIO1[18]/ TSEC1_TMR_PP2 AJ28 I/O LVDD2 17 TSEC2_TXD3/GPIO1[17]/ TSEC1_TMR_PP3 AF29 I/O LVDD2 17 GPIO1 Interface GPIO1[0]/GTM1_TIN1/ GTM2_TIN2/DREQ0_B P25 I/O OVDD — GPIO1[1]/GTM1_TGATE1_B/ GTM2_TGATE2_B/DACK0_B N25 I/O OVDD — GPIO1[2]/GTM1_TOUT1_B/ DDONE0_B N26 I/O OVDD — GPIO1[3]/GTM1_TIN2/ GTM2_TIN1/DREQ1_B B9 I/O OVDD — GPIO1[4]/GTM1_TGATE2_B/ GTM2_TGATE1_B/DACK1_B N29 I/O OVDD — GPIO1[5]/GTM1_TOUT2_B/ GTM2_TOUT1_B/DDONE1_B M29 I/O OVDD — GPIO1[6]/GTM1_TIN3/ GTM2_TIN4/DREQ2_B A9 I/O OVDD — GPIO1[7]/GTM1_TGATE3_B/ GTM2_TGATE4_B/DACK2_B B10 I/O OVDD — GPIO1[8]/GTM1_TOUT3_B/ DDONE2_B J26 I/O OVDD — GPIO1[9]/GTM1_TIN4/ GTM2_TIN3/DREQ3_B J24 I/O OVDD — GPIO1[10]/GTM1_TGATE4_B/ GTM2_TGATE3_B/DACK3_B J27 I/O OVDD — GPIO1[11]/GTM1_TOUT4_B/ GTM2_TOUT3_B/DDONE3_B P24 I/O OVDD — Table 69. TePBGA II Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Notes |