データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FYLP-3W-URB データシート(PDF) 3 Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.

部品番号 FYLP-3W-URB
部品情報  HIGH POWER
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORYARD [Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.foryard.com
Logo FORYARD - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.

FYLP-3W-URB データシート(HTML) 3 Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.

  FYLP-3W-URB Datasheet HTML 1Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. FYLP-3W-URB Datasheet HTML 2Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. FYLP-3W-URB Datasheet HTML 3Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Model. No.
Rev.
Min.
Typ.
1.80
---
620
---
---
75
---
140
Page: 3/8
Storage Temperature
Typical Electrical &Optical Charcteristics(Ta=25ºC)
Tstg
Forward Current(DC)
PD
nm
LM
Max
Unit
Lead Soldering:260
/3sec
Http://www.foryard.com
FYLP-3W-URB
Absolute Maximun Ratings(Ta=25
º
º
º
º
C)
*Pulse width
1msec duty
1/10
Soldering Temperature
VR
Tsol
IFP
Power Dissipation
Operation Temperature
Topr
Reverse Voltage
Peak Forward Current*
1000
3000
-40
º
C+85
º
C
Absolute maximum Rating
800
Symbol
IF
Model No.
FYLP-3W-URB
Items
mA
Unit
A
mA
V
Mw
Condition
5
-40ºC+100ºC
V
IR
λ(D)
ΦV
VR = 5V
IF = 800mA
IF = 800mA
2.80
IF = 800mA
uA
Luminous Flux
Symbol
VF
5
630
---
Items
Forward Voltage
Reverse Current
Dominant Wavelength
---
Deg
Material
2θ½
IF = 800mA
50% Power Angle
Chip
Item
Reflector
Wire
Encapsulate
1.Luminous Intensity is based on the Foryard standards.
Material
PPA
Gold
Silicone
AlGaInP
Note:
2.Pay attention about static for InGaN



Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com