| データシートサーチシステム |
|
BUX98A データシート(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BUX98A データシート(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 11 page ![]() BUX98A Package mechanical data 9/11 DIM. h c n i m m MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. 0 6 4 . 0 7 . 1 1 A 3 4 0 . 0 7 3 0 . 0 0 1 . 1 6 9 . 0 B 6 6 0 . 0 0 7 . 1 C 2 4 3 . 0 7 . 8 D 7 8 7 . 0 0 . 0 2 E 9 2 4 . 0 9 . 0 1 G 5 6 6 . 0 9 . 6 1 N 1 3 0 . 1 2 . 6 2 P 1 6 1 . 0 2 5 1 . 0 9 0 . 4 8 8 . 3 R 5 5 5 . 1 0 5 . 9 3 U 5 8 1 . 1 0 1 . 0 3 V R C D A P G 0015929_C TO-3 type R Mechanical data |