| データシートサーチシステム |
|
LD2985AM30R データシート(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD2985AM30R データシート(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 21 page ![]() LD2985Axx, LD2985Bxx Package mechanical data 17/21 Dim. mm. mils. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A0.90 1.45 35.4 57.1 A1 0.00 0.10 0.0 3.9 A2 0.901.30 35.4 51.2 b 0.35 0.50 13.7 19.7 C0.09 0.20 3.5 7.8 D2.80 3.00 110.2 118.1 E 1.50 1.75 59.0 68.8 e0.95 37.4 H 2.60 3.00 102.3 118.1 L 0.10 0.60 3.9 23.6 SOT23-5L mechanical data 7049676D |