| データシートサーチシステム |
|
M5451Q データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M5451Q データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 12 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) M5450, M5451 10/12 Table 5. PLCC44 - Mechanical Data Figure 15. PLCC44 - Package Dimensions Note: Drawing is not to scale. Symbol millimeters inches Typ Min Max Typ Min Max A 17.4 17.65 0.685 0.695 B 16.51 16.65 0.650 0.656 C 3.65 3.7 0.144 0.146 D 4.2 4.57 0.165 0.180 d1 2.59 2.74 0.102 0.108 d2 0.68 0.027 E 14.99 16 0.590 0.630 e 1.27 0.050 e3 12.7 0.500 F 0.46 0.018 F1 0.71 0.028 G 0.101 0.004 M 1.16 0.046 M1 1.14 0.045 39 44 6 21 D d1 d2 C M B M1 A G (Seating Plane Coplanarity) 38 7 18 29 28 17 |