データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AP7335-12 データシート(PDF) 9 Page - Diodes Incorporated

部品番号 AP7335-12
部品情報  300mA, Low Quiescent Current, Fast Transient
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

AP7335-12 データシート(HTML) 9 Page - Diodes Incorporated

Back Button AP7335-12 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated AP7335-12 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated AP7335-12 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated AP7335-12 Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated AP7335-12 Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated AP7335-12 Datasheet HTML 10Page - Diodes Incorporated AP7335-12 Datasheet HTML 11Page - Diodes Incorporated AP7335-12 Datasheet HTML 12Page - Diodes Incorporated AP7335-12 Datasheet HTML 13Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
AP7335
300mA, Low Quiescent Current, Fast Transient
Low Dropout Linear Regulator
AP7335
Document number: DS32259 Rev. 2 - 2
9 of 17
www.diodes.com
September 2010
© Diodes Incorporated
Typical Performance Characteristics (Continued)
Dropout Voltage vs Output Current
0
50
100
150
200
250
0
50
100
150
200
250
300
Output Current(mA)
Dropout Voltage vs Output Current
0
50
100
150
200
250
0
50
100
150
200
250
300
Output Current(mA)
Short-circuit Current vs Temperature
120
130
140
150
160
-50-25
0
25
50
75100
125
Temperature(℃)
VIN=4.3V
ADJ Reference Voltage vs Temperature
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Temperature(℃)
VIN=4.3V
IOUT=0mA
90°C
25°C
-45°C
90°C
-45°C
25°C
VOUT=1.8V
VOUT=3.3V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com