| データシートサーチシステム |
|
STM8L15 データシート(PDF) 114 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8L15 データシート(HTML) 114 Page - STMicroelectronics |
|
114 / 122 page ![]() Package characteristics STM8L151xx, STM8L152xx 114/122 Doc ID 15962 Rev 5 e4 2.390 2.400 2.410 0.0941 0.0945 0.0949 F 0.239 0.249 0.259 0.0094 0.0098 0.0102 G 0.208 0.218 0.228 0.0082 0.0086 0.0090 eee 0.050 0.0020 Number of pins N28 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Table 61. WLCSP28 – 28-pin wafer level chip scale package, package mechanical data (continued) Dim. mm inches(1) Min Typ Max Min Typ Max |