| データシートサーチシステム |
|
STM8L152C4U6 データシート(PDF) 113 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8L152C4U6 データシート(HTML) 113 Page - STMicroelectronics |
|
113 / 122 page ![]() STM8L151xx, STM8L152xx Package characteristics Doc ID 15962 Rev 5 113/122 Figure 44. WLCSP28 – 28-pin wafer level chip scale package, package outline Table 61. WLCSP28 – 28-pin wafer level chip scale package, package mechanical data Dim. mm inches(1) Min Typ Max Min Typ Max A 0.440 0.590 0.640 0.0173 0.0232 0.0252 A1 0.165 0.190 0.215 0.0065 0.0075 0.0085 A2 0.375 0.400 0.425 0.0148 0.0157 0.0167 b 0.265 0.270 0.275 0.0104 0.0106 0.0108 D 1.677 1.697 1.717 0.0660 0.0668 0.0676 E 2.815 2.835 2.855 0.1108 0.1116 0.1124 e1 1.190 1.200 1.210 0.0469 0.0472 0.0476 e2 0.390 0.400 0.410 0.0154 0.0157 0.0161 e3 0.390 0.400 0.410 0.0154 0.0157 0.0161 |