| データシートサーチシステム |
|
STM8L152C4U6 データシート(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8L152C4U6 データシート(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 122 page ![]() Pin description STM8L151xx, STM8L152xx 24/122 Doc ID 15962 Rev 5 4 Pin description Figure 3. STM8L151Gx UFQFPN 28 package pinout Figure 4. STM8L151Gx WLCSP28 package pinout PA5 VSS1/VSSA/VREF- VDD1/VDDA/VREF+ NRST/PA1 PA2 PA4 PB6 PB5 PB4 PB3 PC0 PD4 PB7 2 1 3 4 5 6 7 9 810 11 12 13 14 20 21 19 18 17 16 15 27 28 26 25 24 23 22 PA3 |