データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1S6 データシート(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

部品番号 1S6
部品情報  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

1S6 データシート(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  1S6 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. 1S6 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PAGE . 2
STAD-MAR.18.2009
1
1S2~1S10
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
Fig.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Fig.4-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTIC
Fig.3-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTIC
NO. OF CYCLE AT 60Hz
LEAD TEMPERATURE , C
O
110
100
0
5
10
15
20
25
30
Fig.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
FORWARD SURGE CURRENT
FORWARD VOLTAGE , VOLTS
1.0
.50
0
SINGLEPHASEHALFWAVE60Hz
RESISTIVEORINDUCTIVELOAD
P.C.B MOUNTED
ON 0.2 X
X
0.2"( 5.0 5.0mm)
COPPERPADAREAS
.25
.75
0
75
100
125
150
175
25
50
0
0.01
0.1
1.0
10
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
20-40V
50-60V
80-100V
T= 25 C
A
O
20
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
40
60
80
100
T=25 C
J
O
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE ,%
V
=20-60V
V
=80-100V
RRM
RRM
T=75 C
J
O
T =125 C
J
O
=20-30V
=40-100V



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com