データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM2575-3.3BWM データシート(PDF) 8 Page - Micrel Semiconductor

部品番号 LM2575-3.3BWM
部品情報  52kHz Simple 1A Buck Regulator
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICREL [Micrel Semiconductor]
ホームページ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

LM2575-3.3BWM データシート(HTML) 8 Page - Micrel Semiconductor

Back Button LM2575-3.3BWM Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor LM2575-3.3BWM Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor LM2575-3.3BWM Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor LM2575-3.3BWM Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor LM2575-3.3BWM Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor LM2575-3.3BWM Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor LM2575-3.3BWM Datasheet HTML 10Page - Micrel Semiconductor LM2575-3.3BWM Datasheet HTML 11Page - Micrel Semiconductor LM2575-3.3BWM Datasheet HTML 12Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Micrel, Inc.
LM2575
May 2009
8
M9999-051209-B
Typical Characteristics (continued)
Normalized
Feedback Voltage*
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-75 -50 -25 0 25 50 75 100125150
VIN = 12V
ILOAD= 200mA
Normalized toTJ = 25 C
Feedback Voltage
vs Duty Cycle*
DUTY CYCLE ( %)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
ILOAD = 200 mA
VIN = 40V
VIN = 7V
020
40
60
80
100
* Adjustable version only



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12