データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4401 データシート(PDF) 3 Page - Weitron Technology

部品番号 4401
部品情報  NPN SiliconGeneral Purpose Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

4401 データシート(HTML) 3 Page - Weitron Technology

  4401 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology 4401 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology 4401 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
Dim
A
B
C
D
E
G
H
J
K
L
Min
3.30
1.10
0.38
0.36
4.40
3.43
4.30
Max
TO-92
TO-92 Outline Dimensions
unit:mm
2N4401
3.70
1.40
0.55
0.51
4.70
-
4.70
2.64
14.50
1.270TYP
E
C
J
K
G
2.44
14.10



Html Pages

1 2 3