データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KSA708 データシート(PDF) 2 Page - Weitron Technology

部品番号 KSA708
部品情報  PNP Plastic-Encapsulate Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

KSA708 データシート(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  KSA708 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology KSA708 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
Dim
A
B
C
D
E
G
H
J
K
L
M in
3.30
1.10
0.38
0.36
4.40
3.43
4.30
Max
TO-92
TO-92 Outline Dimensions
unit:mm
3.70
1.40
0.55
0.51
4.70
-
4.70
2.64
14.50
1.270TYP
E
C
J
K
G
2.44
14.10
KSA708
23-Feb-2011
2/2



Html Pages

1 2