データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CMXT3904 データシート(PDF) 2 Page - Central Semiconductor Corp

部品番号 CMXT3904
部品情報  SURFACE MOUNT DUAL NPN SILICON TRANSISTORS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
ホームページ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

CMXT3904 データシート(HTML) 2 Page - Central Semiconductor Corp

  CMXT3904_10 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp CMXT3904_10 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CMXT3904
SURFACE MOUNT
DUAL NPN
SILICON TRANSISTORS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER TRANSISTOR - Continued: (TA=25°C unless otherwise noted)
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
UNITS
hre
VCE=10V, IC=1.0mA, f=1.0kHz
0.5
8.0
x10-4
hfe
VCE=10V, IC=1.0mA, f=1.0kHz
100
400
hoe
VCE=10V, IC=1.0mA, f=1.0kHz
1.0
40
μS
NF
VCE=5.0V, IC=100μA, RS=1.0kΩ,
f=10Hz to 15.7kHz
5.0
dB
td
VCC=3.0V, VBE=0.5V, IC=10mA, IB1=1.0mA
35
ns
tr
VCC=3.0V, VBE=0.5V, IC=10mA, IB1=1.0mA
35
ns
ts
VCC=3.0V, IC=10mA, IB1=IB2=1.0mA
200
ns
tf
VCC=3.0V, IC=10mA, IB1=IB2=1.0mA
50
ns
LEAD CODE:
1) Emitter Q1
2) Base Q1
3) Collector Q2
4) Emitter Q2
5) Base Q2
6) Collector Q1
MARKING CODE: X1A
SOT-26 CASE - MECHANICAL OUTLINE
www.centr a lsemi.com
R3 (12-February 2010)



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com