| データシートサーチシステム |
|
HT68F13 データシート(PDF) 141 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT68F13 データシート(HTML) 141 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
141 / 161 page ![]() 16-pin SSOP (150mil)OutlineDimensions Symbol Dimensionsininch Min. Nom. Max. A 0.228 ¾ 0.244 B 0.150 ¾ 0.157 C 0.008 ¾ 0.012 C ¢ 0.189 ¾ 0.197 D 0.054 ¾ 0.060 E ¾ 0.025 ¾ F 0.004 ¾ 0.010 G 0.022 ¾ 0.028 H 0.007 ¾ 0.010 a 0 ° ¾ 8 ° Symbol Dimensionsinmm Min. Nom. Max. A 5.79 ¾ 6.20 B 3.81 ¾ 3.99 C 0.20 ¾ 0.30 C ¢ 4.80 ¾ 5.00 D 1.37 ¾ 1.52 E ¾ 0.64 ¾ F 0.10 ¾ 0.25 G 0.56 ¾ 0.71 H 0.18 ¾ 0.25 a 0 ° ¾ 8 ° Rev.1.10 141 February9,2011 HT68F13/HT68F14/HT68F15 EnhancedI/OFlashTypeMCU 1 6 1 9 8 A B C D E F C ' G H a |