| データシートサーチシステム |
|
BL-R313P データシート(PDF) 4 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BL-R313P データシート(HTML) 4 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP |
|
4 / 5 page ![]() !" #"$%$&'() #"$%$**+' ,&(-$ ./!.0( 01! 02/ 3 45/! 45/4 6 5 #"$%$((+- ,&(-$ 0*'' 4078$7'8 0(/ 3 45/! 5 #"$%$**+* ,&(-$ 45/0'' 02/ 3 ".! 5 ,$$&(-$( ".0$''' 02/ 3 ! 65 #"$%$((&% #"$%$&'' #"$%$**+ ,&($ $''9(' 9'9(' +'+' 06 3 //: #"$%$((&% #"$%$&'' #"$%$**+ $''' 9'' 06 3 #"$%$((( #"$%$&'(+ ,&($ 0()' %.0' 3' ;6 #"$%$(((*% #"$%$&'(() #"$%$**+(+ ,&($( 0(+' %.0' 3' < "-5 #"$%$&'(+) ,&($ 979;2+6 =5/('5 3' ,1%#>>"1>4"-"? # 5 6; # 5 , 5 >.<5 0( <1@( < 0' <1@( " 6 < 0( -.@' 1/ !!!/ < (# /;:;.(/ /!/<; ;!/ |