データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

3541-S08-R データシート(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

部品番号 3541-S08-R
部品情報  CLASS AB STEREO HEADPHONE DRIVER WITH MUTE
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UTC [Unisonic Technologies]
ホームページ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

3541-S08-R データシート(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  3541-S08-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 3541-S08-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 3541-S08-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 3541-S08-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 3541-S08-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 3541-S08-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
3541
CMOS IC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R502-035.B
TEST AND APPLICATION CIRCUIT
1μF
+ A
+ B
100μF
220μF
OUT1
Mute
IN1
VSS
MUTE
0dB
BIAS
UTC 3541
IN2
BIAS
VDD
VINB
VINA
VDD
2
1
3
4
7
8
6
5
0dB
VMUTE
H : Speaker Action
L :Mute on
10µF
100kΩ
1μF
220μF
OUT2
1μF



Html Pages

1 2 3 4 5 6