| データシートサーチシステム |
|
115D5VFS データシート(PDF) 4 Page - Make-Ps |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
115D5VFS データシート(HTML) 4 Page - Make-Ps |
|
4 / 4 page ![]() D DEERRA AT TIIN NG G C CU UR RV VE ES S -40 50 60 70 80 90 100 110 Pout % TEMPERATURE ° C MODEL 100VFS (3.3V, 5V & ±5V) Natural Convection 200LFM 400LFM 100LFM 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pout % TEMPERATURE ° C MODEL 100VFS (All other outputs) Natural Convection 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -40 50 60 70 80 90 100 110 400LFM 200LFM 100LFM >> B-12 www.make-ps.com E-mail:info@make-ps.com |