| データシートサーチシステム |
|
IPW60R199CP データシート(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IPW60R199CP データシート(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG |
|
2 / 10 page ![]() 9?E-'@(004? ! ,B48 ?8 <,>49 2= 6I, [ YJCA:HHDI=: GL>H: HE: 8>;>:9 ?HXHTLZLX A_TIVS 4VUKPZPVUY CUPZ DCI>CJDJH9>D9: ;DGL6G9 8 JGG: CI ( L 9 !>D9: EJA H: 8 JGG: CI +# ( L%af]dV .* / : K: GH: 9>D9: 92 (U1 -# U2 (U1 *. O(_d ?HXHTLZLX A_TIVS 4VUKPZPVUY CUPZ TPU% Z_W% TH^% & 30<8 ,7.3,<,.>0<4=>4.= 1=: GB 6AG: H>HI6C8 :?JC8 I>DC8 6H: + eYC< & & )'2 D(P + eYC9 ]VRUVU & & /+ 0 DA 9: G>C< I: B E: G6IJG: L6K: HDA 9: G>C< DCA N6A A DL: 9 6IA : 69H , d`]U B B >C ;GDB 8 6H: ;DGH & & +/) u< 70.><4.,7.3,<,.>0<4=>4.= 6I, [ YJCA:HHDI=: GL>H: HE: 8>;>: 9 % >,>4. .3,<,.>0<4=>4.= !G6>CHDJG8 : 7G: 6@9DLC KDA I6<: - ";K#=LL - @L3( = [ /)) & & O $ 6I: I=G: H=DA 9 KDA I6<: - @L"eY# - =L6- @L ( = B +'. , ,'. 5: GD <6I: KDA I6<: 9G6>C 8 JGG: CI ( =LL - =L 3- @L3 , [ Y & & * w9 - =L 3- @L3 , [ Y & *) & $ 6I: HDJG8 : A : 6@6<: 8 JGG: CI ( @LL - @L 3- =L3 & & *)) _9 !G6>CHDJG8 : DCHI6I: G: H>HI6C8 : + =L"`_# - @L 3( = , [ Y & )'*1 )'*22 " - @L 3( = , [ Y & )'-2 & $ 6I: G: H>HI6C8 : + @ / * % O DE: C 9G6>C " DHS[L , < Y 2'2 DHS[LY 1=: GB 6AG: H>HI6C8 :?JC8 I>DC R^SZV_e / : K E6<: |