| データシートサーチシステム |
|
MBRF1060CT データシート(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MBRF1060CT データシート(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
2 / 2 page ![]() 2008. 5. 13 2/2 MBRF1060CT Revision No : 2 AVERAGE FORWARD CURRENT IF(AV) (A) PF(AV) - IF(AV) REVERSE VOLTAGE VR (V) IR - VR IF - VF FORWARD VOLTAGE VF (V) IF - TC IF - TC CASE TEMPERATURE Tc ( C) AMBIENT TEMPERATURE TA ( C) 0 0 0 100 110 120 130 140 150 4.0 8.0 12 16 RATED VOLTAGE R =4.0 C/W JC DC 180 SQUARE WAVE Θ APPLIED 40 80 120 160 4 8 12 16 RATED VOLTAGE APPLIED ΘJA ΘJA R =16 C/W R =60 C/W (NO HEAT SINK) DC DC 180 SQUARE WAVE 0 0 0.001 0 0.2 0.5 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.0 3.0 5.0 10 30 50 20 40 60 0.01 0.1 1.0 10 100 2.0 4.0 6.0 8.0 2.0 4.0 10 12 SINE WAVE 180 SQUARE WAVE DC 6.0 8.0 10 12 j T =25 C T =150 C j j T =100 C j T =25 C |