| データシートサーチシステム |
|
SC1117CM データシート(PDF) 2 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC1117CM データシート(HTML) 2 Page - Semtech Corporation |
|
2 / 4 page ![]() ! " # !# (5 32/6 .6.% 2'% /%'/-* 5/$ "%0- .(--%./(-' %42%3 ,-353/$ () # K /( #:K #K -2/ % D )( B L ?<E A 0% %+ DE L (0% '%.)%3 (%,/-* 82-./(- /%+%,/2% ,-*% -%'' (/$%5'% -(/%3F 38 ; L ; /( ; ,-3 38 L #+ /( ##+M <7%3 ; LD; = E /( ; ,-3 <7%3 L #+ /( ##+ $ % 2/2/ ;(/,*% ; ; = ; #+ C #;; #;; D<7%3 ;(/,*% ;%'(-'E D; = ;E /( ; #;; #; %)%%-.% ;(/,*% ; ; #+ C # ; D382'/,9% ;(/,*% ;%'(-E # &# -% %*2,/(- J #+ ## # > (,3 %*2,/(- J ; # #A > ((2/ ;(/,*% ∆; ∆ ; L> ; ##+ ; 2%-/ +/ # N2%'.%-/ 2%-/ <7%3 ;(/,*% ;%'(- ; # A + %+%,/2% (%)).%-/ ### >@C 382'/ - 2%-/ # ? 382'/ - 2%-/ $,-*% ∆ # ? %+%,/2% /,9/6 # > -+2+ (,3 2%-/ 38 ;(/,*% ;%'(- ; = ; # + 2/2/ ('% ; C ### >; % %8%./(- ,/( ; = ; # & 3 |