データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IS481 データシート(PDF) 4 Page - Sharp Corporation

部品番号 IS481
部品情報  Low Voltage Operating and High Sensitivity Type OPIC Light Detectors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SHARP [Sharp Corporation]
ホームページ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

IS481 データシート(HTML) 4 Page - Sharp Corporation

  IS481 Datasheet HTML 1Page - Sharp Corporation IS481 Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation IS481 Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation IS481 Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
80
60
40
20
100
+90˚
+80˚
+70˚
+50˚
+60˚
+40˚
+30˚
+ 20˚
+10˚
0
- 30˚
- 10˚
- 20˚
- 40˚
- 50˚
- 60˚
- 70˚
- 80˚
- 90˚
0
Wavelength
λ (nm)
Angular displacement
θ
Please refer to the chapter "Precautions for Use". (Page 78 to 93)
(Ta=25 ˚C)
IS481/IS482
Fig. 7 Radiation Diagram
Fig. 8 Spectral Sensitivity (TYP.)
400
500
600
700
800
900 1000 1100 1200
0
20
40
60
80
100
Ta=25˚C
q



Html Pages

1 2 3 4