データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XP-E-HEW データシート(PDF) 4 Page - Cree, Inc

部品番号 XP-E-HEW
部品情報  Cree® XLamp® XP-E High-Efficiency White LEDs
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CREE [Cree, Inc]
ホームページ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

XP-E-HEW データシート(HTML) 4 Page - Cree, Inc

  XP-E-HEW Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc XP-E-HEW Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc XP-E-HEW Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc XP-E-HEW Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc XP-E-HEW Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc XP-E-HEW Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc XP-E-HEW Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc XP-E-HEW Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc XP-E-HEW Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
Copyright © 2010 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree, the Cree logo and XLamp are registered trademarks
of Cree, Inc.
4
XLAMP XP-E HIGH-EFFICIENCY WHITE LEDS
RELATIVE SPECTRAL POWER DISTRIBUTION (CONTINUED)
RELATIVE FLUX VS. JUNCTION TEMPERATURE (I
F = 350 MA)
4
0
20
40
60
80
100
400
450
500
550
600
650
700
750
Wavelength (nm)
Outdoor White
85 & 90 CRI White
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
25
50
75
100
125
150
Junction Temperature (ºC)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com