| データシートサーチシステム |
|
STLDC08PUR データシート(PDF) 26 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLDC08PUR データシート(HTML) 26 Page - STMicroelectronics |
|
26 / 29 page ![]() Package mechanical data STLDC08 26/29 Doc ID 18476 Rev 1 Dim. mm. mils. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A0.800.90 1.00 31.5 35.4 39.4 A1 0.02 0.05 0.8 2.0 A2 0.55 0.65 0.80 21.7 25.6 31.5 A3 0.20 7.9 b 0.18 0.25 0.307.1 9.8 11.8 D2.85 3.00 3.15 112.2 118.1 124.0 D2 2.20 86.6 E2.85 3.00 3.15 112.2 118.1 124.0 E2 1.40 1.75 55.1 68.9 e 0.50 19.7 L0.30 0.40 0.50 11.8 15.7 19.7 ddd 0.083.1 DFN10 (3x3 mm) mechanical data 7426335F |