| データシートサーチシステム |
|
STPS10M80C データシート(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS10M80C データシート(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 11 page ![]() STPS10M80C Package information Doc ID 018734 Rev 1 9/11 Table 8. I2PAK dimensions Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.40 2.72 0.094 0.107 b 0.61 0.88 0.024 0.035 b1 1.14 1.70 0.044 0.067 c 0.49 0.70 0.019 0.028 c2 1.23 1.32 0.048 0.052 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.195 0.203 E 10 10.40 0.394 0.409 L 13 14 0.512 0.551 L1 3.50 3.93 0.138 0.155 L2 1.27 1.40 0.050 0.055 E L2 L1 b1 D A1 c c2 A b e e1 L |