データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD637 データシート(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 BD637
部品情報  isc Silicon NPN Power Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

BD637 データシート(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  BD637 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited BD637 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc Silicon NPN Power Transistor
BD637
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
MAX
UNIT
V(BR)CEO
Collector-Emitter Breakdown Voltage
IC= 30mA; IB= 0
80
V
V(BR)CBO
Collector-Base Breakdown Voltage
IC= 0.1mA; IE= 0
100
V
V(BR)EBO
Emitter-Base Breakdown Voltage
IE= 1mA; IC= 0
5
V
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= 1A; IB= 0.1A
B
0.6
V
VBE(on)
Base-Emitter On Voltage
IC= 1A; VCE= 2V
1.3
V
ICES
Collector Cutoff Current
VCE= 100V; VBE= 0
0.2
mA
hFE-1
DC Current Gain
IC= 25mA; VCE= 2V
40
hFE-2
DC Current Gain
IC= 1A; VCE= 2V
25
isc Website:www.iscsemi.cn
2



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com