データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BDY73 データシート(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 BDY73
部品情報  isc Silicon NPN Power Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

BDY73 データシート(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  BDY73 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited BDY73 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc Silicon NPN Power Transistors
BDY73
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
MAX
UNIT
VCEO(SUS)
Collector-Emitter Sustaining Voltage
IC= 200mA; IB= 0
60
V
VCER(SUS)
Collector-Emitter Sustaining Voltage
IC= 200mA; RBE= 100Ω
70
V
VCEX(SUS)
Collector-Emitter Sustaining Voltage
IC= 100mA; VBE= -1.5V
90
V
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= 4A; IB= 0.4A
B
1.1
V
VBE(on)
Base-Emitter On Voltage
IC= 4A; VCE= 4V
1.8
V
ICEO
Collector Cutoff Current
VCE= 30V; IB=0
B
0.7
mA
ICEX
Collector Cutoff Current
VCE= 100V; VBE(off)= 1.5V
VCE= 100V; VBE(off)= 1.5V,TC=150℃
1.0
5.0
mA
IEBO
Emitter Cutoff Current
VEB= 7.0V; IC=0
5.0
mA
hFE
DC Current Gain
IC= 4A; VCE= 4V
50
150
Is/b
Second Breakdown Collector
Current with Base Forward Biased
VCE= 60V, t= 1.0s, Nonrepetitive
1.95
A
fT
Current Gain-Bandwidth Product
IC= 1A; VCE= 4V
0.8
MHz
isc Website:www.iscsemi.cn
2



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com