データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MJ3773 データシート(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 MJ3773
部品情報  isc Silicon NPN Power Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

MJ3773 データシート(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  MJ3773 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited MJ3773 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc Silicon NPN Power Transistor
MJ3773
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
VCEO(SUS)
Collector-Emitter Sustaining Voltage
IC=0.2A; IB= 0
140
V
VCE(sat)-1
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC=8A; IB=0.8A
0.8
V
VCE(sat)-2
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= 16A; IB=3.2A
2
V
VBE(on)
Base-Emitter On Voltage
IC=8A; VCE=4V
1.5
V
ICEX
Collector Cutoff Current
VCE=140V; VBE(off)=1.5V
VCE=140V; VBE(off)=1.5V, Tc=150℃
1
5
mA
ICBO
Collector Cutoff Current
VCE=140V; IE= 0
1
mA
ICEO
Collector Cutoff current
VCE=120V; IC= 0
2
mA
IEBO
Emitter Cutoff current
VEB=7V; IC= 0
1
mA
hFE-1
DC Current Gain
IC=8A; VCE=4V
15
60
hFE-2
DC Current Gain
IC=16A; VCE=4V
5
fT
Current-Gain-Bandwidth Product
IC=1A; VCE=10V; ftest=1MHz
1
MHz
isc Website:www.iscsemi.cn



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com