| データシートサーチシステム |
|
HT9294 データシート(PDF) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT9294 データシート(HTML) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
5 / 14 page ![]() Application Circuits High Side Battery Current Sensor Two Op Amp Instrumentation Amplifier HT9291/HT9292/HT9294 Rev. 1.10 5 October 12, 2010 V O U T V D D 1 M W 1 0 k W 1 0 0 k W V I N I I N I I N = V D D - V O U T ( 1 1 V / V ) x ( 1 0 k W ) V O U T R 1 R 2 R 1 R G V R E F V 1 V 2 1 / 2 1 / 2 H T 9 2 9 4 H T 9 2 9 4 V O U T = ( V 2 - V 1 ) x ( 1 + + ) + V R E F R 1 R 2 2 R 1 R G R 2 |