| データシートサーチシステム |
|
HT83020 データシート(PDF) 36 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT83020 データシート(HTML) 36 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
36 / 40 page ![]() 28-pin SOP (300mil) Outline Dimensions · MS-013 Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 393 ¾ 419 B 256 ¾ 300 C12 ¾ 20 C ¢ 697 ¾ 713 D ¾¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾ 12 G16 ¾ 50 H8 ¾ 13 a 0 °¾ 8 ° HT83XXX Rev. 1.60 36 November 19, 2008 2 8 1 1 5 1 4 A B C D F C ' G H a E |