データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

WBN13002LD データシート(PDF) 2 Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

部品番号 WBN13002LD
部品情報  High Voltage Fast -Switching NPN Power Transistor
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINSEMI [Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsemi.com
Logo WINSEMI - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

WBN13002LD データシート(HTML) 2 Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

  WBN13002LD Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WBN13002LD Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WBN13002LD Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WBN13002LD Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WBN13002LD Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
W
W
W
WBN1300
BN1300
BN1300
BN13002LD
2LD
2LD
2LD
2/5
Steady,
Steady,
Steady,
Steady, keep
keep
keep
keep you
you
you
you advance
advance
advance
advance
Electrical Characteristics(Tc=25℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Test Conditions
Value
Units
Min
Typ
Max
VCEO(sus)
Collector-Emitter Breakdown Voltage
Ic=10mA,Ib=0
200
-
-
V
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
Ic=0.5A,Ib=0.1A
Ic=1.0A,Ib=0.25A
-
-
1.0
1.5
V
VBE(sat)
Base -Emitter Saturation voltage
Ic=0.5A,Ib=0.1A
Ic=1.0A,Ib=0.25A
-
-
1.0
1.5
V
ICBO
Collector- Base Cutoff Current
Vcb=350V, Ie=0
-
-
100
µA
ICEO
Collector- Emitter Cutoff Current
Vce=200V, Ib=0
-
-
50
µA
IEBO
Emitter- Base Cutoff Current
Veb=7V, Ic=0
-
-
10
µA
hFE
DC Current Gain
Vce=5V,Ic=0.2A
Vce=5V,Ic=1.0A
8
5
-
-
50
-
ts
tf
Storage Time
Fall Time
VCC=24V,Ic=0.5A
IB1=-IB2=0.1A
-
-
1.8
0.21
4.0
0.5
µs
fT
Current Gain Bandwidth Product
Vce=10v,Ic=0.5A
4
-
-
MHz
Note:
Pulse Test : Pulse width 300,Duty cycle 2%



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com