データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

OSK5DK5471D データシート(PDF) 1 Page - OptoSupply International

部品番号 OSK5DK5471D
部品情報  5.0x4.1mm Ovall Pink LED
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OPTOSUPPLY [OptoSupply International]
ホームページ  http://www.optosupply.com
Logo OPTOSUPPLY - OptoSupply International

OSK5DK5471D データシート(HTML) 1 Page - OptoSupply International

  OSK5DK5471D_11 Datasheet HTML 1Page - OptoSupply International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
5
5..0
0x
x4
4..1
1m
mm
m O
Ov
va
all Pink L
LE
ED
D
OSK5DK5471D
Features
Outline Dimension
High Luminous LEDs
5.0x4.1mm Standard Directivity
Long Lifetime Operation
Superior Weather-resistance
UV Resistant Epoxy
Water Clear Type
Applications
Electronic Signs And Signals
Small Area Illuminations
Back Lighting
Other Lighting
Unit:mm
Tolerance:+0.3mm
2.54
1.0
1
2
1.Anode
2.Cathode
5.0
5.0
4.1
0.5+0.1
Absolute Maximum Rating
(Ta=25℃)
Directivity
Item
Symbol
Value
Unit
DC Forward Current
IF
30
mA
Pulse Forward Current*
IFP
100
mA
Reverse Voltage
VR
5
V
Power Dissipation
PD
108
mW
Operating Temperature
Topr
-30 ~ +85
Storage Temperature
Tstg
-40 ~ +100
Lead Soldering Temperature
Tsol
260℃/5sec
-
*Pulse width Max 10ms , Duty ratio max 1/10
30°
0.5
90°
60°
0
0
0.5
30°
60°
90°
11
Electrical -Optical Characteristics
(Ta=25℃)
Item
Symbol
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
DC Forward Voltage
VF
IF=20mA
2.9
3.1
3.6
V
DC Reverse Current
IR
VR=5V
-
-
10
µA
Luminous Intensity*
Iv
IF=20mA
3000
3600
-
mcd
x
IF=20mA
-
0.45
-
Chromaticity
Coordinates*
y
IF=20mA
-
0.41
-
50% Power Angle
1/2
IF=20mA
-
70/40
-
deg
*1 Tolerance of chromaticity coordinates is +10%
*2 Tolerance of luminous intensity is +15%
LED & Application Technologies
http://www.optosupply.com
VER A.0


同様の部品番号 - OSK5DK5471D_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OptoSupply Internationa...
OSK5DK5471D OPTOSUPPLY-OSK5DK5471D Datasheet
104Kb / 1P
5.0x4.1mm Oval Pink LED
More results

同様の説明 - OSK5DK5471D_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NICHIA CORPORATION
NSPBR70ASS-N9 NICHIA-NSPBR70ASS-N9 Datasheet
249Kb / 13P
PINK LED
logo
Roithner LaserTechnik G...
5R4HCA-PH ROITHNER-5R4HCA-PH Datasheet
64Kb / 1P
PINK LED
logo
OptoSupply Internationa...
OSK5DA5471D OPTOSUPPLY-OSK5DA5471D Datasheet
97Kb / 1P
5.0x4.1mm Oval Pink LED
OSK5DL5471D OPTOSUPPLY-OSK5DL5471D Datasheet
98Kb / 1P
5.0x4.1mm Oval Pink LED
OSR5SA5471D OPTOSUPPLY-OSR5SA5471D Datasheet
97Kb / 1P
5.0x4.1mm Oval Red LED
OSK5DK5471D OPTOSUPPLY-OSK5DK5471D Datasheet
104Kb / 1P
5.0x4.1mm Oval Pink LED
OSK5DK5HA1D OPTOSUPPLY-OSK5DK5HA1D_11 Datasheet
180Kb / 1P
5.1x4.3mm Ovall Pink LED
OSM5DK5HA1D OPTOSUPPLY-OSM5DK5HA1D_11 Datasheet
180Kb / 1P
15.1x4.3mm Ovall Warm White LED
OSM5DK5471D OPTOSUPPLY-OSM5DK5471D_11 Datasheet
176Kb / 1P
5.0x4.1mm Ovall Warm White LED
OSW5DK5HA1D OPTOSUPPLY-OSW5DK5HA1D_11 Datasheet
180Kb / 1P
5.1x4.3mm Ovall Cool White LED
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com