データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRL80A データシート(PDF) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

部品番号 IRL80A
部品情報  GaAs-Infrarot-Sendediode GaAs Infrared Emitter
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
ホームページ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

IRL80A データシート(HTML) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

  IRL80A Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group IRL80A Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group IRL80A Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Semiconductor Group
1
IRL 80 A
GaAs-Infrarot-Sendediode
GaAs Infrared Emitter
Wesentliche Merkmale
q
GaAs-Lumineszenzdiode im
Infrarotbereich
q
Klares Miniaturkunststoffgehäuse,
seitliche Abstrahlung
q
Preiswertes Kunststoffgehäuse
q
Lange Lebensdauer
(Langzeitstabilität)
q
Weiter Öffnungskegel (
± 30°)
q
Passend zu Fototransistor LPT 80 A
Anwendungen
q
Fertigungs- und Kontrollanwendungen
der Industrie, die eine Unterbrechung
des Lichtstrahls erfordern
q
Lichtschranken
Features
q
GaAs infrared emitting diode
q
Clear plastic package with lateral emission
q
Low cost plastic package
q
Long term stability
q
Wide beam (
± 30°)
q
Matches phototransistor LPT 80 A
Applications
q
For a variety of manufacturing and
monitoring applications which require beam
interruption
q
Light barriers
IRL 80 A
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
IRL 80 A
Q68000-A7851
Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
10.95


同様の部品番号 - IRL80A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
IRL80A OSRAM-IRL80A Datasheet
159Kb / 6P
GaAs-Infrarot-Sendediode
More results

同様の説明 - IRL80A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
IRL81A SIEMENS-IRL81A Datasheet
151Kb / 3P
GaAlAs-Infrarot-Sendediode GaAlAs Infrared Emitter
LD242 SIEMENS-LD242 Datasheet
39Kb / 5P
GaAs Infrared Emitter
SFH401 SIEMENS-SFH401 Datasheet
94Kb / 2P
GaAs INFRARED EMITTER
logo
List of Unclassifed Man...
OPE5294 ETC-OPE5294 Datasheet
191Kb / 2P
GaAs Infrared Emitter
logo
OSRAM GmbH
LD261 OSRAM-LD261 Datasheet
240Kb / 6P
GaAs Infrared Emitter
logo
List of Unclassifed Man...
OPE5594A ETC2-OPE5594A Datasheet
110Kb / 2P
GaAs Infrared Emitter
logo
OSRAM GmbH
IRL80A OSRAM-IRL80A Datasheet
159Kb / 6P
GaAs-Infrarot-Sendediode
LD274 OSRAM-LD274 Datasheet
181Kb / 11P
GaAs Infrared Emitter
LD-274 OSRAM-LD-274 Datasheet
163Kb / 11P
GaAs Infrared Emitter
LD-271 OSRAM-LD-271 Datasheet
189Kb / 13P
GaAs Infrared Emitter
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com