データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

U74LVC00AG-P14-R データシート(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies

部品番号 U74LVC00AG-P14-R
部品情報  QUAD 2-INPUT NAND GATE
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UTC [Unisonic Technologies]
ホームページ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

U74LVC00AG-P14-R データシート(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies

  U74LVC00AG-P14-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies U74LVC00AG-P14-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies U74LVC00AG-P14-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies U74LVC00AG-P14-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies U74LVC00AG-P14-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
U74LVC00A
CMOS IC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
2 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R502-421.A
PIN CONFIGURATION
1A
1B
1Y
2A
2B
2Y
GND
VCC
4B
4A
4Y
3B
3A
3Y
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
FUNCTION TABLE
INPUT(nA)
INPUT(nB)
OUTPUT(nY)
H
H
L
H
L
H
L
H
H
L
L
H
Note: H: HIGH voltage level; L: LOW voltage level.
LOGIC DIAGRAM (Positive Logic)
Logic Symbol
IEC Logic Symbol



Html Pages

1 2 3 4 5