| データシートサーチシステム |
|
AD9739ABBCZRL データシート(PDF) 42 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD9739ABBCZRL データシート(HTML) 42 Page - Analog Devices |
|
42 / 64 page ![]() AD9737A/AD9739A Data Sheet Rev. | Page 42 of 64 SPI REGISTER MAP Table 10. Full Register Map (N/A = Not Applicable) Name Address Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Default Mode 0x00 SDIO_DIR LSB/MSB Reset N/A N/A N/A N/A N/A 0x00 Power- Down 0x01 N/A N/A LVDS_ DRVR_PD LVDS_ RCVR_PD N/A N/A CLK_RCVR_ PD DAC_BIAS_ PD 0x00 CNT_CLK_ DIS 0x02 N/A N/A N/A N/A CLKGEN_PD N/A REC_CNT_ CLK MU_CNT_ CLK 0x03 IRQ_EN 0x03 N/A N/A N/A N/A MU_LST_EN MU_LCK_EN RCV_LST_EN RCV_LCK_EN 0x00 IRQ_REQ 0x04 N/A N/A N/A N/A MU_LST_IRQ MU_LCK_IRQ RCV_LST_ IRQ RCV_LCK_ IRQ 0x00 RSVD 0x05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A FSC_1 0x06 FSC[7] FSC[6] FSC[5] FSC[4] FSC[3] FSC[2] FSC[1] FSC[0] 0x00 FSC_2 0x07 Sleep N/A N/A N/A N/A N/A FSC[9] FSC[8] 0x02 DEC_CNT 0x08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A DAC_DEC[1] DAC_DEC[0] 0x00 RSVD 0x09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A LVDS_CNT 0x0A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0x00 DIG_STAT 0x0B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A RNDM LVDS_STAT1 0x0C SUP/HLD_ Edge1 N/A DCI_PHS3 DCI_PHS1 DCI_PRE_ PH2 DCI_PRE_ PH0 DCI_PST_ PH2 DCI_PST_ PH0 RNDM LVDS_STAT2 0x0D N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A RNDM/0 RSVD 0x0E N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A RSVD 0x0F N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A LVDS_ REC_CNT1 0x10 N/A N/A N/A N/A N/A RCVR_FLG_ RST RCVR_ LOOP_ON RCVR_CNT_ ENA 0x42 LVDS_ REC_CNT2 0x11 SMP_DEL[1] SMP_DEL[0] N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0xDD LVDS_ REC_CNT3 0x12 SMP_DEL[9] SMP_DEL[8] SMP_DEL[7] SMP_DEL[6] SMP_DEL[5] SMP_DEL[4] SMP_DEL[3] SMP_DEL[2] 0x29 LVDS_ REC_CNT4 0x13 DCI_DEL[3] DCI_DEL[2] DCI_DEL[1] DCI_DEL[0] FINE_DEL_ SKW[3] FINE_DEL_ SKW[2] FINE_DEL_ SKW[1] FINE_DEL_ SKW[0] 0x71 LVDS_ REC_CNT5 0x14 N/A N/A DCI_DEL[9] DCI_DEL[8] DCI_DEL[7] DCI_DEL[6] DCI_DEL[5] DCI_DEL[4] 0x0A LVDS_ REC_CNT6 0x15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0x42 LVDS_ REC_CNT7 0x16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0x00 LVDS_ REC_CNT8 0x17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0x00 LVDS_ REC_CNT9 0x18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0x00 LVDS_ REC_STAT1 0x19 SMP_DEL[1] SMP_DEL[0] N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0xC7 LVDS_ REC_STAT2 0x1A SMP_DEL[9] SMP_DEL[8] SMP_DEL[7] SMP_DEL[6] SMP_DEL[5] SMP_DEL[4] SMP_DEL[3] SMP_DEL[2] 0x29 LVDS_ REC_STAT3 0x1B DCI_DEL[1] DCI_DEL[0] N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0xC0 LVDS_ REC_STAT4 0x1C DCI_DEL[9] DCI_DEL[8] DCI_DEL[7] DCI_DEL[6] DCI_DEL[5] DCI_DEL[4] DCI_DEL[3] DCI_DEL[2] 0x29 LVDS_ REC_STAT5 0x1D N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0x86 LVDS_ REC_STAT6 0x1E N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0x00 LVDS_ REC_STAT7 0x1F N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0x00 LVDS_ REC_STAT8 0x20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0x00 LVDS_ REC_STAT9 0x21 N/A N/A N/A N/A RCVR_TRK_ ON RCVR_FE_ ON RCVR_LST RCVR_LCK 0x00 CROSS_ CNT1 0x22 N/A N/A N/A DIR_P CLKP_ OFFSET[3] CLKP_ OFFSET[2] CLKP_ OFFSET[1] CLKP_ OFFSET[0] 0x00 C |