| データシートサーチシステム |
|
PCOF12864B-FNMBD データシート(PDF) 9 Page - P-tec Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCOF12864B-FNMBD データシート(HTML) 9 Page - P-tec Corporation |
|
9 / 13 page ![]() PAGE 9 OF 13 9. Contour Drawing &Block Diagram LED B/L 1.6± 0.1 127.16[A.A.] 132.2[V.V.] 3- 1.0 T6963C DB7 FGND V0 VSS VDD /RST FS ** 5.08 10.0 L C C/D /CE /RD /WR DB0 0.53 0.49 S6B2086 S6B2086 S6B2086 ** ** ** OR EQUIVALENT * 4-R1.75 L C 80 80 64 ** S6B2086 240 x 64 DOTS 80 LCD PANEL 20- 1.0 4.25 2.54 L C 1.6± 0.1 180.0± 0.5 176.0 154.8 2.0 11.6 L C NO B/L 10.9± 0.5 6.9± 0.5 16.0[MAX.] 11.0[MAX.] 132.2[V.V.] 154.8 176.0 180.0± 0.5 11.6 2.0 16.0[MAX.] 4-R1.75 127.16[A.A.] 3- 1.0 C L 10.0 5.08 C L C L 1.6± 0.1 C L 2.54 4.25 10.9± 0.5 20- 1.0 WHITE LED B/L |