| データシートサーチシステム |
|
4T06AF-SW データシート(PDF) 6 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4T06AF-SW データシート(HTML) 6 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd |
|
6 / 7 page ![]() SEMICONDUCTOR 4T Series RoHS RoHS www.nellsemi.com Page 6 of 7 4T 6.4(0.52) 6.6(0.26) 5.2(0.204) 5.4(0.212) 1.5(0.059) 1.37(0.054) 9.4(0.37) 9(0.354) 16.3(0.641) 15.9(0.626) 4.6(0.181) 4.4(0.173) 0.85(0.033) 0.76(0.03) 0.65(0.026) 0.55(0.021) 1.9(0.075) 1.8(0.071) 2.4(0.095) 2.2(0.086) 0.62(0.024) 0.48(0.019) 0.62(0.024) 0.45(0.017) 6.2(0.244) 6(0.236) 1 2 2 3 1.14(0.045) 0.89(0.035) 0.76(0.030) 2.28(0.090) 4.57(0.180) 0.64(0.025) 6.4(0.251) 6.6(0.259) 5.4(0.212) 5.2(0.204) 1.5(0.059) 1.37(0.054) 9.35(0.368) 10.1(0.397) 2.4(0.095) 2.2(0.086) 0.62(0.024) 0.48(0.019) 6.2(0.244) 6(0.236) 0.62(0.024) 0.45(0.017) TO-251 (I-PAK) TO-252 (D-PAK) Case Style 2.87 (0.113) 2.62 (0.103) 9.40 (0.370) 9.14 (0.360) 10.54 (0.415) MAX. 16.13 (0.635) 15.87 (0.625) PIN 4.06 (0.160) 3.56 (0.140) 1.45 (0.057) 1.14 (0.045) 2.67 (0.105) 2.41 (0.095) 2.65 (0.104) 2.45 (0.096) 5.20 (0.205) 4.95 (0.195) 0.90 (0.035) 0.70 (0.028) 3.91 (0.154) 3.74 (0.148) 1 3 2 4.70 (0.185) 4.44 0.1754 ( ) 1.39 (0.055) 1.14 (0.045) 3.68 (0.145) 3.43 (0.135) 8.89 (0.350) 8.38 (0.330) 29.16 (1.148) 28.40 (1.118) 14.22 (0.560) 13.46 (0.530) 0.56 (0.022) 0.36 (0.014) 2.79 (0.110) 2.54 (0.100) 15.32 (0.603) 14.55 (0.573) TO-220AB |