| データシートサーチシステム |
|
X2-DFN2015-3 データシート(PDF) 13 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
X2-DFN2015-3 データシート(HTML) 13 Page - Diodes Incorporated |
|
13 / 51 page ![]() AP02002 Rev. 60 13 of 51 www.diodes.com Package Outline Dimensions © Diodes Incorporated U-DFN3030-8 Type E U-DFN3030-8 Type E Dim Min Max Typ A 0.57 0.63 0.60 A1 0 0.05 0.02 A3 - - 0.15 b 0.20 0.30 0.25 D 2.95 3.05 3.00 D2 2.15 2.35 2.25 E 2.95 3.05 3.00 e - - 0.65 E2 1.40 1.60 1.50 L 0.30 0.60 0.45 Z - - 0.40 All Dimensions in mm U-DFN3030-10 U-DFN3030-10 Dim Min Max Typ A 0.57 0.63 0.60 A1 0 0.05 0.02 A3 - - 0.15 b 0.20 0.30 0.25 D 2.90 3.10 3.00 D2 2.30 2.50 2.40 e - - 0.50 E 2.90 3.10 3.00 E2 1.50 1.70 1.60 L 0.25 0.55 0.40 z - - 0.375 All Dimensions in mm b (x8) e L (x8) A1 A3 Z (x4) D D2 E2 E A SEATING PLANE A3 A A1 Pin#1 ID L E E2 D D2 b e z |